Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

9248 WHT 5A Fiches technique (PDF) - pro-elec

9248 WHT 5A Datasheet PDF - pro-elec
No de pièce 9248 WHT 5A
Télécharger  9248 WHT 5A Télécharger
Taille du fichier   169.49 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  PRO-ELEC [pro-elec]
Site Internet  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
Description UK Mains Plugs

9248 WHT 5A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
9248 WHT 5A Datasheet PDF - pro-elec

No de pièce 9248 WHT 5A
Télécharger  9248 WHT 5A Click to download

Taille du fichier   169.49 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  PRO-ELEC [pro-elec]
Site Internet  
Logo PRO-ELEC - pro-elec
Description UK Mains Plugs

9248 WHT 5A Fiches technique (HTML) - pro-elec


9248 WHT 5A Détails du produit

•13A Rated 3-pin UK mains plugs manufactured from nylon and urea
•The plugs have a quickfit type cord grip
•BS1363 approved (fitted with BS approved fuses)




Numéro de pièce similaire - 9248 WHT 5A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Belden Inc.
9248 BELDEN-9248 Datasheet
157Kb / 3P
Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil 60% TC Braid, PVC Jacket, CM
12-19-2022
9248-0101000 BELDEN-9248-0101000 Datasheet
157Kb / 3P
Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil 60% TC Braid, PVC Jacket, CM
12-19-2022
9248-0101640 BELDEN-9248-0101640 Datasheet
157Kb / 3P
Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil 60% TC Braid, PVC Jacket, CM
12-19-2022
9248-0103280 BELDEN-9248-0103280 Datasheet
157Kb / 3P
Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil 60% TC Braid, PVC Jacket, CM
12-19-2022
9248-010500 BELDEN-9248-010500 Datasheet
157Kb / 3P
Analog Video, RG6, #18 Solid BC, Foil 60% TC Braid, PVC Jacket, CM
12-19-2022
More results


Description similaire - 9248 WHT 5A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ITT Industries
NE18 ITT-NE18 Datasheet
999Kb / 9P
Mains / Power Switches
logo
ECM Electronics Limited...
TCH-A ECM-TCH-A Datasheet
144Kb / 3P
Flat Mains Transformer
logo
PIC GmbH
MS-216-5 PIC-MS-216-5 Datasheet
22Kb / 1P
Mains switching Reed Sensor
logo
Schurter Inc.
1363 SCHURTER-1363 Datasheet
247Kb / 2P
UK Power (Mains) Plug, Cord Connector (Rewireable), 3 pole, Angled
2343 SCHURTER-2343 Datasheet
260Kb / 2P
Power Supply Cord with UK Power (Mains) Plug 3-pole, Angled
logo
Switchcraft, Inc.
TT-201 SWITCH-TT-201 Datasheet
33Kb / 1P
MINIATURE, DUMMY PLUGS, HOLE PLUGS
logo
List of Unclassifed Man...
SF2010-6 ETC2-SF2010-6 Datasheet
85Kb / 2P
MAINS INPUT FILTERS
logo
Tripp Lite. All Rights ...
B110INT TRIPPLITE-B110INT Datasheet
486Kb / 2P
International AC Adapter for Tripp Lite Video over Cat5 Extenders (European, UK, Australian Plugs)
logo
C&K Components
NE-18 CK-COMPONENTS-NE-18_V01 Datasheet
1Mb / 9P
Mains / Power Switches
22 Dec 21
logo
Electronic Components L...
BAC2556 CLIFF-BAC2556 Datasheet
305Kb / 1P
UK MAINS PLUG TO IEC CORDSET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com